Part Number Hot Search : 
ZTX618 11SRWA TAR5S18U LC866024 SDM30002 4C256 2SK414 PIC16F8
Product Description
Full Text Search
 

To Download BA8274F Datasheet File

  If you can't view the Datasheet, Please click here to try to view without PDF Reader .  
 
 


  Datasheet File OCR Text:
  ba8274 / f |???| ic 1/8 i 2 c ?????? ic ba8274 / f ba8274, BA8274F ? i 2 c ????`?L???? xL? ??? ic ??`??????????`?? ?p?????L?????? ! ! ! ! ? ? ? ? ?????? cd tv ``? ! ! ! ! L L L L 1) ???? 2) i 2 c Q 3) 1 : 10 ?`??Q 4) ?????R???O?? 5) ??R?? ! ! ! ! ~?? ~?? ~?? ~?? (ta=25 ) parameter symbol limits unit ?o ?y v ?0 ? pd mw ?^9 s c? topr c - 9 s c? tstg c ? ta = 25 c ? p?;b? ?xz 1 c tmv 5.5mw(sop), 8.0mw (dip) ?na?{ v cc 13.0 800 / 550 ?? ? 40~ + 85 ? 55~ + 125 ! ! ! ! ?X ?X ?X ?X (ta=25 ) parameter symbol min. typ. max. unit ?o ?y 4.5 ? 12 v v cc ? i 2 c x????tw j? ? apb{
ba8274 / f |???| ic 2/8 ! ! ! ! ?? ?? ?? ?? 8765 1234 v cc l y s y n.c. buffer buffer n.c. l x s x gnd ! ! ! ! h h h h v cc gnd 35.7 v cc gnd 35.7 pin no. pin name sas? z?
? ???w z? z?pb{ ???w ?? z?pb{ 2 7 3 6 l x l y s x s y ???? z?pb{ ? 4 gnd ? ?o z?pb{ 8v cc
ba8274 / f |???| ic 3/8 ! ! ! ! ?? ?? ?? ?? ( ???? ta = 2 5 , v cc =5v) parameter symbol min. typ. max. unit conditions s? ?v 1 i q1 ? 16 30 ma s? ?v 2 i q2 ? 17 30 ma s? ?v 3 i q3 ? 30 40 ma i sx, i sy both buffered outputs sinking 30ma. i lx, i ly ma ? ? ?v 1 i sx, i sy 2.0 2.7 ? i lx, i ly ma ? ? ?v 2 20 27 ? ?? ?v 1 ? 2.8 3.5 ma ?? ?v 2 ? 3.0 3.3 ma ??? ?v i lx, i ly ?? 200 a ? z???e??? z z in / z out 81013 ? v cc =12v both i 2 c inputs low, v lx , v ly low on buffered bus=0.3v. v lx , v ly =v cc and v sx , v sy =v cc . i lx , i ly sink on buffered bus=30ma. i sx , i sy low=0.4v v sx , v sy low on i 2 c bus=0.3v. i sx , i sy low on i 2 c bus=3ma. i lx , i sy low=0.4v ! ! ! ! y y y y 8765 1234 v cc l y s y n.c. n.c. v cc c2 sw3 sw4 01 2 3 d2 150 e3 i3 n.c. l x s x gnd i4 v b2 v n.c. 0 v cc f a v cc 3 150 1 e4 2 a2 a a n.c. v cc v cc c1 sw2 01 2 3 d1 150 e1 i1 v a sw1 i2 b1 v n.c. fig.1 0 3 150 1 e2 2 a1 a
ba8274 / f |???| ic 4/8 ! ! ! ! h h h h ba8274 / f ????`????????`????? i 2 c ?N?hx??L????????????? ??? i 2 c ????s 10 ????? i 2 c ? ?s 10 ???? fig.2 ? ?????????s 10 ????l????? ?`????? i 2 c sda / scl ???`????`??`? ????h????_???????? v cc i 10 i gnd fig.2 i 2 c bus buffered bus l x s x current sense ! ! ! ! 8765 1234 buffer buffer v cc 150 150 fig.3 -com -com
ba8274 / f |???| ic 5/8 ! ! ! ! ??h ??h ??h ??h 1. ??Q? (1) ?????? gH????????? i 2 c ???rg???Q??? ?r??e 1 ?O???????? `?r 1 ????`???e?? i 2 c `? ??`? ?????x k ????rO???? ? ??? ? ??? ] ???? ?? ? ? ? ????????????? ?rO???? ?e ????? Q??????? r = 1 sec c device + c wiring e : c device = t
? b???
i ?0?w- c wiring = t
? b??? ?!0?w- ? ?????? 10pf ?? 10pf ?? i 2 c `?????????s 10 ??? ?? ????????????? Mz ?? i 2 c `? ?? I ?? ? ????????? ??? ?? e???????? M ????? ?? ?? ???? ????? ?A ? ????? ? M? ??? ? ? ? ????? ?A ? ? ?? ? ?? ? ? i 2 c ????? Mz low ??????? 3ma ? 30ma i 2 c ? ??? ? ? ? e : r p = b?ow??? ?w?
??d \w eu?h^??qzqj<u?wf??h^??b{ 30ma > v cc -0.4 r p
ba8274 / f |???| ic 6/8 2. i 2 c ??? sda sda lda ba8274/f 3000pf fig.4 ba8274/f v cc 5v existing proposed bus expansion gnd 0v r3 r2 r1 i 2 c i 2 c = 333k ? r2 = 1 sec 3000pf ????ww??? ?
i ?0? ????w??? wiring cap. 3000pf total cap. 3000pf = 20k ? r1 = 1 sec 50pf i 2 c ??? ?
i ?0? 
?w i 2 c ?? 2 i 2 c devices 20pf strays 20pf ba8274 buffer 10pf total cap. 50pf = 33k ? r3 = 1 sec 30pf i 2 c ??? ?
i ?0? w i 2 c ?? 1 i 2 c devices 10pf strays 10pf ba8274 buffer 10pf total cap. 30pf ? ? ? ? r2 = = 300 ? r2 0.1r3 r2 + 0.1r3 r1 = 20k ? t???u
? ^?om?h? r3 x ?a ??? r2 = = 262 ? 1 ++ 1 0.1r1 1 0.1r2 1 0.1r3 t???u
? ^?om?h? r1 q r3 x ?a
ba8274 / f |???| ic 7/8 ? ) r1 r2 r3 ?`??? 1 sec r??? ? ? ? ? r2 ? r3 KM? ?? r2? r2 ? ? ??? r2 r1 ? r3 ?? ??? ? ?`??`? M? ?? ? ??? ? = 17.6ma < 30ma (5 ? 0.4)v 260 ? ! ! ! ! ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 1. ??R?? ??R ? ? ? C ^ ?? ? ?H?? _ J ? ?O?RO ? O ? 2. ? ?? ?X?R? ? ? ? ? C ^ ?? S p? ? vB ? ? ???????? ????? ? ?? ^ ?? C S ??? 3. s x s y i 2 c sda ? scl ba8274 / f ???????? ? ??? i 2 c sda ?` ? scl ?? ? ????? 4. l x l y , ?? lda ? lcl ????`?????? lda lcl ??? ! ! ! ! ?? ?? ?? ?? 0.05 0.1 0.15 0.2 0.3 0.4 0.25 0.35 0 0 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.1 ? ? ?v i lx , i ly : (a) s z? ?y v sx , v sy : (v) fig.5 ? s z? ?y? ? ?v i lx , i ly
ba8274 / f |???| ic 8/8 ! ! ! ! (units : mm) dip8 ba8274 BA8274F sop8 0.5 0.1 3.2 0.2 3.4 0.3 85 14 9.3 0.3 6.5 0.3 0.3 0.1 0.51min. 2.54 0 ~ 15 7.62 0.3min. 0.15 0.1 0.4 0.1 0.11 6.2 0.3 4.4 0.2 5.0 0.2 85 4 1 1.27 1.5 0.1 0.1


▲Up To Search▲   

 
Price & Availability of BA8274F

All Rights Reserved © IC-ON-LINE 2003 - 2022  

[Add Bookmark] [Contact Us] [Link exchange] [Privacy policy]
Mirror Sites :  [www.datasheet.hk]   [www.maxim4u.com]  [www.ic-on-line.cn] [www.ic-on-line.com] [www.ic-on-line.net] [www.alldatasheet.com.cn] [www.gdcy.com]  [www.gdcy.net]


 . . . . .
  We use cookies to deliver the best possible web experience and assist with our advertising efforts. By continuing to use this site, you consent to the use of cookies. For more information on cookies, please take a look at our Privacy Policy. X